Part Number Hot Search : 
BR350 N8264N HTE15 62L10PF AS6C2008 13156 RT9134PC 50502
Product Description
Full Text Search
 

To Download APL1084-GC-TRL Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  5 a l o w d r o p o u t f a s t r e s p o n s e p o s i t i v e a d j u s t a b l e r e g u l a t o r a n d f i x e d 3 . 3 v c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 a n p e c r e s e r v e s t h e r i g h t t o m a k e c h a n g e s t o i m p r o v e r e l i a b i l i t y o r m a n u f a c t u r a b i l i t y w i t h o u t n o t i c e , a n d a d v i s e c u s t o m e r s t o o b t a i n t h e l a t e s t v e r s i o n o f r e l e v a n t i n f o r m a t i o n t o v e r i f y b e f o r e p l a c i n g o r d e r s . l f a s t t r a n s i e n t r e s p o n s e l g u a r a n t e e d d r o p o u t v o l t a g e a t m u l t i p l e c u r r e n t s l l o a d r e g u l a t i o n : 0 . 0 5 % t y p . l l i n e r e g u l a t i o n : 0 . 0 3 % t y p . l l o w d r o p o u t v o l t a g e : 1 . 3 v t y p . a t i o u t = 5 a l t r i m m e d c u r r e n t l i m i t : 5 a t y p . a t t j = 1 2 5 c l o n - c h i p t h e r m a l l i m i t i n g : 1 5 0 c t y p . l s t a n d a r d 3 - p i n t o - 2 2 0 , t o - 2 5 2 , a n d t o - 2 6 3 p o w e r p a c k a g e s l lead free and green devices available (rohs compliant) f e a t u r e s a p p l i c a t i o n s l p e n t i u m t m p r o c e s s o r s u p p l i e s l p o w e r p c t m s u p p l i e s l l o w v o l t a g e l o g i c s u p p l i e s l b a t t e r y - p o w e r e d c i r c u i t r y l p o s t r e g u l a t o r f o r s w i t c h i n g p o w e r s u p p l y t h e a p l 1 0 8 4 i s a l o w d r o p o u t t h r e e - t e r m i n a l a d j u s t a b l e r e g u l a t o r w i t h 5 a o u t p u t c u r r e n t c a p a b i l i t y . i n o r d e r t o o b t a i n l o w e r d r o p o u t v o l t a g e a n d s p e e d u p t r a n s i e n t r e s p o n s e , w h i c h i s c r i t i c a l f o r l o w v o l t a g e a p p l i c a t i o n s , t h e a p l 1 0 8 4 h a s b e e n o p t i m i z e d . t h e o u t p u t a v a i l a b l e v o l t a g e r a n g e o f a d j u s t a b l e v e r s i o n i s f r o m 1 . 2 5 t o 5 . 7 5 v w i t h a n i n p u t s u p p l y b e l o w 7 v , a n d t h e f i x e d 3 . 3 v o u t p u t v o l t a g e d e v i c e i s a l s o a v a i l a b l e . c u r r e n t l i m i t i s t r i m m e d t o e n s u r e s p e c i f i e d o u t p u t c u r r e n t a n d c o n t r o l l e d s h o r t - c i r c u i t c u r r e n t . o n - c h i p t h e r m a l l i m i t i n g p r o v i d e s p r o t e c - t i o n a g a i n s t a n y c o m b i n a t i o n o f o v e r l o a d t h a t w o u l d c r e - a t e e x c e s s i v e j u n c t i o n t e m p e r a t u r e s . t h e a p l 1 0 8 4 i s a v a i l a b l e i n b o t h t h e t h r o u g h - h o l e a n d s u r f a c e m o u n t v e r s i o n s o f t h e i n d u s t r y s t a n d a r d 3 - p i n t o - 2 2 0 , t o - 2 5 2 , a n d t o - 2 6 3 p o w e r p a c k a g e s . p i n c o n f i g u r a t i o n 1 2 3 v in v out adj tab is v out f r o n t v i e w a p l 1 0 8 4 t o - 2 6 3 p a c k a g e 1 2 3 v in v out adj tab is v out f r o n t v i e w a p l 1 0 8 4 t o - 2 2 0 p a c k a g e f r o n t v i e w a p l 1 0 8 4 t o - 2 5 2 p a c k a g e tab is v out 1 2 3 v in v out adj g e n e r a l d e s c r i p t i o n
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 2 o r d e r i n g a n d m a r k i n g i n f o r m a t i o n note: anpec lead-free products contain molding compounds/die attach materials and 100% matte tin plate termination finish; which are fully compliant with rohs. anpec lead-free products meet or exceed the lead-free requirements of ipc/jedec j-std-020c for msl classification at lead-free peak reflow temperature. anpec defines ?green? to mean lead-free (rohs compliant) and halogen free (br or cl does not exceed 900ppm by weight in homogeneous material and total of br and cl does not exceed 1500ppm by weight). symbol parameter rating unit v i input voltage 7 v t j operating junction temperature range control section power transistor 0 to 125 0 to 150 c t stg storage temperature range - 65 to +150 c t sdr maximum lead soldering temperature, 10 second s 260 c a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s ( n o t e 1 ) apl1084 symbol parameter test conditions min. typ. max. unit v ref reference voltage apl1084 1.5v (v in - v out ) 5.75v, 10ma i out 5a, t j =0~125 c 1.225 ( - 2%) 1.250 1.275 (+2%) v v out output voltage apl1084 - 3.3 10ma i out 5a, 4.75v v in 7v, t j =0~ 125 c 3.235 ( - 2%) 3.300 3.365 (+2%) v reg line line regulation apl1084 apl1084 - 3.3 t j =0~125 c, (note 2 ) 2.75v v in 7v, i out =10ma, 4.75v v in 7v, i out =0ma, - 0.03 0.2 % reg load load regulation apl1084 apl1084 - 3.3 t j =25 c, (notes 2 ) (v in - v out )=3v, 10ma i out 5a v i n =5v, 0ma i out 5a - 0.05 0.05 0.3 0.5 % d v ref =1%, i out =3a,t j =0~125 c 1.2 1.4 v d dropout voltage d v ref =1%, i out =5a,t j =0~125 c - 1.3 1.5 v e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s n o t e 1 : a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s a r e t h o s e v a l u e s b e y o n d w h i c h t h e l i f e o f a d e v i c e m a y b e i m p a i r e d . e x p o s u r e t o a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g c o n d i t i o n s f o r e x t e n d e d p e r i o d s m a y a f f e c t d e v i c e r e l i a b i l i t y . apl1084 - handling code temperature range package code voltage code assembly material apl1084 : apl1084 xxxxx - date code xxxxx apl1084 xxxxx 33 apl1084- 33 : - date code xxxxx package code f : to-220 g : to-263 u : to-252 operating ambient temperature range c : 0 to 70 o c handling code tr : tape & reel tu : tube voltage code : 33 : 3.3v blank : adjustable version assembly material l : lead free device g : halogen and lead free device
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 3 apl1084 symbol parameter test conditions min. typ. max. unit (v in - v out )=1.7v, t j = 25 c t j = 125 c 6.0 5.0 7.6 6.0 i limit current limit (v in - v out )=3v, t j = 25 c t j = 125 c 6.5 5.5 8.2 6.5 - a i adj adjust pin current apl1084 (v in - v out )=3v, i out =10m a, t j =0~ 125 c - 60 120 m a d i adj adjust pin current change apl1084 1.5v (v in - v out ) 5.75v, 10ma i out 5a - 0.2 5 m a i lmin minimum load current apl1084 1.5v (v in - v out ) 5.75v, t j =0~ 125 c - 2 10 ma i q quiescent current apl1084 - 3.3 v i n =5v - 8 13 ma psrr ripple rejection apl1084 apl1084 - 3.3 f=120hz, c out =22 m f, tant., (v in - v out )=3v, i out =5a f=120hz, c out =22 m f, tant., (v in =6.3v, i out =5a 60 - - db l s long - term stability t j = 125 c, 1000hrs. - 0.03 1.0 % v n rms output noise (% of v out ) t j = 25 c, 10hz f 10khz - 0.003 - % q th,j - tab thermal resistance junction - to - case, at tab (n ote 3 ) - 6.0 - c/ w q th,j - amb thermal resistance junction - to - ambient to - 263 to - 252 - 50 62.5 - c/ w e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) n o t e 2 : s e e t h e r m a l r e g u l a t i o n s p e c i f i c a t i o n s f o r c h a n g e s i n o u t p u t v o l t a g e d u e t o h e a t i n g e f f e c t s . l o a d a n d l i n e r e g u l a t i o n s a r e m e a s u r e d a t a c o n s t a n t j u n c t i o n t e m p e r a t u r e b y l o w d u t y c y c l e p u l s e t e s t i n g . n o t e 3 : t h e v a l u e c o u l d b e v a r i e d w h e n h e a t s i n k s i z e i s d i f f e r e n t . u s e l a r g e r h e a t s i n k o r l a r g e r p c b s i z e , w h i c h i m p r o v e s q t h , t a b - a , t o i m p r o v e o v e r a l l t h e r m a l r e s i s t a n c e ( q t h , j - a ) .
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 4 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s t e m p e r a t u r e ( c ) d r o p o u t v o l t a g e v s . o u t p u t c u r r e n t dropout voltage (v) o u t p u t c u r r e n t ( a ) r e f e r e n c e v o l t a g e v s . t e m p e r a t u r e reference voltage (v) l o a d r e g u l a t i o n v s . t e m p e r a t u r e output voltage deviation (%) t e m p e r a t u r e ( c ) s h o r t - c i r c u i t c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e shout- circuit current (a) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 0 1 2 3 4 5 t j =50 c t j =25 c t j =125 c t j =0 c -50 0 50 100 150 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 v in -v out (short circuit) =5v v in -v out (short circuit) =3.3v -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.0 0.05 0.10 d i =5a -50 0 50 100 150 -50 0 50 100 150 1.225 1.230 1.235 1.240 1.245 1.250 1.255 1.260 1.265 1.270 1.275 t e m p e r a t u r e ( c ) m i n i m u m l o a d c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e minimum load current (ma) a d j u s t p i n c u r r e n t v s . t e m p e r a t u r e adjust pin current ( m a) t e m p e r a t u r e ( c ) t e m p e r a t u r e ( c ) -50 0 50 100 150 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 5 t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) r i p p l e r e j e c t i o n v s . f r e q u e n c y ripple rejection (db) f r e q u e n c y ( h z ) v in -v out = 3v v ripple (p-p) = 1v i out = 5a 10 100 1k 10k 100k 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 6 t y p i c a l a p p l i c a t i o n c i r c u i t s * r e q u i r e d f o r s t a b i l i t y a p l 1 0 8 4 : c 2 = 1 0 m f * r 1 i s t y p i c a l l y i n r a n g e o f 1 0 0 w t o 1 2 0 w (2.75v~7v) apl1084 v in + 10m f c 1 (1.250v/ 5a) solid tantalum c 2* v out + (5v) apl1084 v in + 10m f c 1 (3.3v/ 5a) v out solid tantalum c 2* + r1 r2 v out =(r1+r2)/r1*1.250v t y p i c a l r e g u l a t o r 5 v t o 3 . 3 v r e g u l a t o r
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 7 p a c k a g e i n f o r m a t i o n t o - 2 5 2 s y m b o l min. max. 2.39 4.95 5.46 0.46 0.61 0.13 5.33 a a1 b3 c c2 d d1 e millimeters b 0.50 0.89 2.29 bsc to-252 4.57 6.35 6.73 6.22 0.090 bsc min. max. inches 0.094 0.020 0.035 0.195 0.215 0.018 0.024 0.210 0.180 0.250 0.265 2.18 0.245 0.086 0.005 e1 0.035 0.070 0.410 l3 h l e 9.40 0.90 0.46 0.89 1.78 10.41 0.370 0.035 0.018 0.040 l4 1.02 0.150 3.81 0.89 2.03 0.035 0.080 0 8 0 8 0 0 0 . 2 5 gauge plane l a 1 view a seating plane l 4 l 3 d e e b3 h a see view a c2 b c e1 d 1 6.00 note : follow jedec to-252 . 6.00 0.236 0.236
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 8 p a c k a g e i n f o r m a t i o n t o - 2 6 3 b2 e l view a 0 0 . 2 5 gauge plane a 1 seating plane see view a e h d l 1 a c2 b c l 2 e1 d 1 y m b o l min. max. 4.83 0.00 1.14 1.78 0.38 0.74 1.14 1.65 0.25 6.00 a1 b2 c c2 d d1 e millimeters b 0.51 0.99 2.54 bsc to-263 9.65 11.43 6.22 0.100 bsc min. max. inches 0.190 0.000 0.020 0.039 0.045 0.070 0.015 0.029 0.045 0.065 0.236 0.380 0.450 0.245 4.06 0.160 0.010 e1 0.380 0.066 0.110 l2 l l1 e 1.78 8.38 9.65 1.68 2.79 0.070 0.330 h 14.61 15.88 0.575 0.625 1.78 0.070 9.00 9.00 0.354 0.354 note : follow jedec to-263 ab. s a 0 8 0 8 q o o o o
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 9 p a c k a g e i n f o r m a t i o n t o - 2 2 0 a2 l l 1 e p q d h 1 a a1 c d 1 e1 d 2 b b2 e/2 e e2 s y m b o l min. max. 4.83 0.51 1.14 1.78 0.36 0.61 14.22 16.51 1.40 12.19 a a1 b2 c d d1 d2 e millimeters b 0.38 1.02 2.54 bsc to-220 9.65 10.67 6.86 0.100 bsc min. max. inches 0.190 0.020 0.015 0.040 0.045 0.070 0.014 0.024 0.560 0.650 0.480 0.380 0.420 0.270 3.56 0.140 0.055 e1 0.355 0.250 0.580 p l l1 e 12.70 8.38 9.02 6.35 14.73 0.500 0.330 q h1 5.84 6.86 0.230 0.270 4.09 0.161 2.03 a2 2.92 0.080 0.115 e2 0.76 0.030 12.88 0.507 0.350 8.89 3.53 0.139 2.54 3.43 0.100 0.135
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 0 application a h t1 c d d w e1 f 330.0 ? 2.00 50 min. 24.4+2.00 - 0.00 13.0+0.50 - 0.20 1.5 min. 20.2 min. 24.0 ? 0.30 1.75 ? 0.10 11.5 ? 0.10 p 0 p1 p 2 d 0 d1 t a 0 b 0 k 0 to - 263 4.0 ? 0.10 16.0 ? 0.10 2.0 ? 0.10 1.5+0.10 - 0.00 1.5 min. 0.6+0.00 - 0 .40 10.8 ? 0.20 16.1 ? 0.20 5.2 ? 0.20 application a h t1 c d d w e1 f 330.0 ? 2.00 50 min. 16.4+2.00 - 0.00 13.0+0.50 - 0.20 1.5 min. 20.2 min. 16.0 ? 0.30 1.75 ? 0.10 7.50 ? 0.05 p 0 p1 p 2 d 0 d1 t a 0 b 0 k 0 to - 252 4.0 ? 0.10 8.0 ? 0.10 2.0 ? 0.05 1.5+0.10 - 0.00 1.5 min. 0.6+0.00 - 0.40 6.80 ? 0.20 10.40 ? 0.20 2.50 ? 0.20 (mm) c a r r i e r t a p e & r e e l d i m e n s i o n s a e 1 a b w f t p0 od0 b a0 p2 k0 b 0 section b-b section a-a od1 p1 h t1 a d d e v i c e s p e r u n i t package type unit quantity to - 263 800 to - 252 tape & reel 2500 to - 220 tube 50
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 1 t a p i n g d i r e c t i o n i n f o r m a t i o n t o - 2 5 2 t o - 2 6 3 user direction of feed user direction of feed
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 2 test item method description solderability mil - std - 883d - 2003 245 c, 5 sec holt mil - std - 883d - 1005.7 1000 hrs bias @125 c pct jesd - 22 - b, a102 168 hrs, 100 % rh, 121 c tst mil - std - 883d - 1011.9 - 65 c~150 c, 200 cycles esd mil - std - 883d - 3015.7 vhbm > 2kv, vmm > 200v latch - up jesd 78 10ms, 1 tr > 100ma r e f l o w c o n d i t i o n ( i r / c o n v e c t i o n o r v p r r e f l o w ) t 25 c to peak tp ramp-up t l ramp- down ts preheat tsmax tsmin t l t p 25 t e m p e r a t u r e time critical zone t l to t p r e l i a b i l i t y t e s t p r o g r a m profile feature sn - pb eutectic assembly pb - free assembly average ramp - up rate (t l to t p ) 3 c/second max. 3 c/second max. preheat - temperature min (tsmin) - temperature max (tsmax) - time (min to max) (ts) 100 c 150 c 60 - 120 seconds 150 c 200 c 60 - 180 seconds time maintained above: - temperature (t l ) - time (t l ) 183 c 60 - 150 seconds 217 c 60 - 150 seconds peak /classification temperature (tp) see table 1 see table 2 time within 5 c of actual peak temperature (tp) 10 - 30 seconds 20 - 40 seconds ramp - down rate 6 c/sec ond max. 6 c/second max. time 25 c to peak temperature 6 minutes max. 8 minutes max. notes: all temperatures refer to topside of the package. measured on the body surface. c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . b . 1 2 - o c t . , 2 0 0 8 a p l 1 0 8 4 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 3 table 2. pb - free process ? package classification reflow temperatures package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 350 - 2000 volume mm 3 >2000 <1.6 mm 260 +0 c* 260 +0 c* 260 +0 c* 1.6 mm ? 2.5 mm 260 +0 c* 250 +0 c* 245 +0 c* 3 2.5 mm 250 +0 c* 245 +0 c* 245 +0 c* *tolerance: the device manufacturer/supplier shall assure process compatibility up to and including the stated classification temperature (this means peak reflow temperature +0 c. for example 260 c+0 c) at the rated msl level. table 1. snpb eutectic process ? package peak reflow temperature s package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 3 350 <2.5 mm 240 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c 3 2.5 mm 225 +0/ - 5 c 225 +0/ - 5 c c u s t o m e r s e r v i c e a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . head office : no.6, dusing 1st road, sbip, hsin-chu, taiwan tel : 886-3-5642000 fax : 886-3-5642050 t a i p e i b r a n c h : 2 f , n o . 1 1 , l a n e 2 1 8 , s e c 2 j h o n g s i n g r d . , s i n d i a n c i t y , t a i p e i c o u n t y 2 3 1 4 6 , t a i w a n t e l : 8 8 6 - 2 - 2 9 1 0 - 3 8 3 8 f a x : 8 8 6 - 2 - 2 9 1 7 - 3 8 3 8 c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s ( c o n t . )


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of APL1084-GC-TRL

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X